| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L471RG bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L471RG bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 218 page ![]() Memory mapping STM32L471xx 90/218 DocID027226 Rev 1 APB1 0x4000 4000 - 0x4000 43FF 1 KB Reserved 0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF 1 KB SPI3 0x4000 3800 - 0x4000 3BFF 1 KB SPI2 0x4000 3400 - 0x4000 37FF 1 KB Reserved 0x4000 3000 - 0x4000 33FF 1 KB IWDG 0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF 1 KB WWDG 0x4000 2800 - 0x4000 2BFF 1 KB RTC 0x4000 1800 - 0x4000 27FF 4 KB Reserved 0x4000 1400 - 0x4000 17FF 1 KB TIM7 0x4000 1000 - 0x4000 13FF 1 KB TIM6 0x4000 0C00- 0x4000 0FFF 1 KB TIM5 0x4000 0800 - 0x4000 0BFF 1 KB TIM4 0x4000 0400 - 0x4000 07FF 1 KB TIM3 0x4000 0000 - 0x4000 03FF 1 KB TIM2 1. The gray color is used for reserved boundary addresses. Table 18. STM32L471xx memory map and peripheral register boundary addresses (continued)(1) Bus Boundary address Size (bytes) Peripheral |