| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L471RG bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L471RG bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 218 page ![]() Port C PC0 LPUART1_ RX - - - - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PC1 LPUART1_TX - - - - - - EVENTOUT PC2 - - - - - - - EVENTOUT PC3 - - - - - SAI1_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PC4 - - - - - - - EVENTOUT PC5 - - - - - - - EVENTOUT PC6 - TSC_G4_IO1 - - SDMMC1_D6 SAI2_MCLK_ A - EVENTOUT PC7 - TSC_G4_IO2 - - SDMMC1_D7 SAI2_MCLK_ B - EVENTOUT PC8 - TSC_G4_IO3 - - SDMMC1_D0 - - EVENTOUT PC9 - TSC_G4_IO4 - - SDMMC1_D1 SAI2_EXTCLK TIM8_BKIN2_ COMP1 EVENTOUT PC10 UART4_TX TSC_G3_IO2 - - SDMMC1_D2 SAI2_SCK_B - EVENTOUT PC11 UART4_RX TSC_G3_IO3 - - SDMMC1_D3 SAI2_MCLK_ B - EVENTOUT PC12 UART5_TX TSC_G3_IO4 - - SDMMC1_CK SAI2_SD_B - EVENTOUT PC13 - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 16) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4, UART5, LPUART1 CAN1, TSC QUADSPI - SDMMC1, COMP1, COMP2, FMC, SWPMI1 SAI1, SAI2 TIM2, TIM15, TIM16, TIM17, LPTIM2 EVENTOUT |