| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L162XE bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L162XE bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 129 page ![]() Pin descriptions STM32L162xE 40/129 DocID025882 Rev 6 93 - - - PG8 I/O FT PG8 - - 94 - - - VSS_9 S- VSS_9 -- 95 - - - VDD_9 S- VDD_9 -- 96 63 37 H1 PC6 I/O FT PC6 TIM3_CH1/I2S2_MCK/ LCD_SEG24 - 97 64 38 G1 PC7 I/O FT PC7 TIM3_CH2/I2S3_MCK/ LCD_SEG25 - 98 65 39 G2 PC8 I/O FT PC8 TIM3_CH3/LCD_SEG26 - 99 66 40 F4 PC9 I/O FT PC9 TIM3_CH4/LCD_SEG27 - 100 67 41 F3 PA8 I/O FT PA8 USART1_CK/MCO/ LCD_COM0 - 101 68 42 F1 PA9 I/O FT PA9 USART1_TX / LCD_COM1 - 102 69 43 F2 PA10 I/O FT PA10 USART1_RX / LCD_COM2 - 103 70 44 E1 PA11 I/O FT PA11 USART1_CTS/SPI1_MISO USB_DM 104 71 45 E2 PA12 I/O FT PA12 USART1_RTS/SPI1_MOSI USB_DP 105 72 46 E3 PA13 I/O FT JTMS- SWDIO JTMS-SWDIO - 106 73 - D1 PH2 I/O FT PH2 - - 107 74 47 D2, A1 VSS_2 S- VSS_2 -- 108 75 48 C1 VDD_2 S- VDD_2 -- 109 76 49 D3 PA14 I/O FT JTCK- SWCLK JTCK-SWCLK - 1107750 B1 PA15 I/O FT JTDI TIM2_CH1_ETR/ SPI1_NSS/SPI3_NSS/ I2S3_WS/LCD_SEG17/ JTDI - 111 78 51 E4 PC10 I/O FT PC10 SPI3_SCK/I2S3_CK/ USART3_TX/ UART4_TX/ LCD_SEG28/LCD_SEG40 /LCD_COM4 - Table 8. STM32L162xE pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(2) (after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |