| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L162XE bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L162XE bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 129 page ![]() Functional overview STM32L162xE 16/129 DocID025882 Rev 6 Table 5. Functionalities depending on the working mode (from Run/active down to standby) Ips Run/Active Sleep Low- power Run Low- power Sleep Stop Standby Wakeup capability Wakeup capability CPU Y -- Y -- -- -- -- -- Flash Y Y Y Y -- -- -- -- RAM Y Y Y Y Y -- -- -- Backup Registers Y Y Y Y Y -- Y -- EEPROM Y Y Y Y Y -- -- -- Brown-out rest (BOR) YY Y Y Y Y Y -- DMA Y Y Y Y -- -- -- -- Programmable Voltage Detector (PVD) YY Y Y Y Y Y -- Power On Reset (POR) YY Y Y Y Y Y -- Power Down Rest (PDR) YY Y Y Y -- Y -- High Speed Internal (HSI) Y Y -- -- -- -- -- -- High Speed External (HSE) Y Y -- -- -- -- -- -- Low Speed Internal (LSI) YY Y Y Y -- Y -- Low Speed External (LSE) YY Y Y Y -- Y -- Multi-Speed Internal (MSI) Y Y Y Y -- -- -- -- Inter-Connect Controller Y Y Y Y -- -- -- -- RTC Y Y Y Y Y Y Y -- RTC Tamper Y Y Y Y Y Y Y Y Auto WakeUp (AWU) YY Y Y Y Y Y Y LCD Y Y Y Y Y -- -- -- USB Y Y -- -- -- Y -- -- USART Y Y Y Y Y (1) -- -- SPI Y Y Y Y -- -- -- -- I2C Y Y Y Y -- (1) -- -- |