| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F358VCT7 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F358VCT7 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 134 page ![]() DocID025540 Rev 4 39/134 STM32F358xC Pinouts and pin description 51 78 51 - PC10 I/O FT (1) SPI3_SCK, I2S3_CK, USART3_TX, UART4_TX, TIM8_CH1N, EVENTOUT - 79 52 - PC11 I/O FT (1) SPI3_MISO, I2S3ext_SD, USART3_RX, UART4_RX, TIM8_CH2N, EVENTOUT - 80 53 - PC12 I/O FT (1) SPI3_MOSI, I2S3_SD, USART3_CK, UART5_TX, TIM8_CH3N, EVENTOUT - 81 - - PD0 I/O FT (1) CAN_RX, EVENTOUT - 82 - - PD1 I/O FT (1) CAN_TX, TIM8_CH4, TIM8_BKIN2, EVENTOUT - 83 54 - PD2 I/O FT (1) UART5_RX, TIM3_ETR, TIM8_BKIN, EVENTOUT - 84 - - PD3 I/O FT (1) USART2_CTS, TIM2_CH1_ETR, EVENTOUT - 85 - - PD4 I/O FT (1) USART2_RTS_DE, TIM2_CH2, EVENTOUT - 86 - - PD5 I/O FT (1) USART2_TX, EVENTOUT - 87 - - PD6 I/O FT (1) USART2_RX, TIM2_CH4, EVENTOUT - 88 - - PD7 I/O FT (1) USART2_CK, TIM2_CH3, EVENTOUT - 89 55 39 PB3 I/O FT - SPI3_SCK, I2S3_CK, SPI1_SCK, USART2_TX, TIM2_CH2, TIM3_ETR, TIM4_ETR, TIM8_CH1N, TSC_G5_IO1, JTDO- TRACESWO, EVENTOUT - 90 56 40 PB4 I/O FT - SPI3_MISO, I2S3ext_SD, SPI1_MISO, USART2_RX, TIM3_CH1, TIM16_CH1, TIM17_BKIN, TIM8_CH2N, TSC_G5_IO2, NJTRST, EVENTOUT - 91 57 41 PB5 I/O FT - SPI3_MOSI, SPI1_MOSI, I2S3_SD, I2C1_SMBA, USART2_CK, TIM16_BKIN, TIM3_CH2, TIM8_CH3N, TIM17_CH1, EVENTOUT - Table 13. STM32F358xC pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |