| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F358VCT7 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F358VCT7 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 134 page ![]() Pinouts and pin description STM32F358xC 38/134 DocID025540 Rev 4 67 41 29 PA8 I/O FT - I2C2_SMBA, I2S2_MCK, USART1_CK, TIM1_CH1, TIM4_ETR, MCO, COMP3_OUT, EVENTOUT - 68 42 30 PA9 I/O FTf - I2C2_SCL, I2S3_MCK, USART1_TX, TIM1_CH2, TIM2_CH3, TIM15_BKIN, TSC_G4_IO1, COMP5_OUT, EVENTOUT - 69 43 31 PA10 I/O FTf - I2C2_SDA, USART1_RX, TIM1_CH3, TIM2_CH4, TIM8_BKIN, TIM17_BKIN, TSC_G4_IO2, COMP6_OUT, EVENTOUT - 70 44 32 PA11 I/O FT - USART1_CTS, CAN_RX, TIM1_CH1N, TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, TIM4_CH1, COMP1_OUT, EVENTOUT - 71 45 33 PA12 I/O FT - USART1_RTS_DE, CAN_TX, TIM1_CH2N, TIM1_ETR, TIM4_CH2, TIM16_CH1, COMP2_OUT, EVENTOUT - 72 46 34 PA13 I/O FT - USART3_CTS, TIM4_CH3, TIM16_CH1N, TSC_G4_IO3, IR_OUT, SWDIO-JTMS, EVENTOUT - 73 - - PF6 I/O FTf (1) I2C2_SCL, USART3_RTS_DE, TIM4_CH4, EVENTOUT - 74 47 35 VSS_3 S - -Ground 75 48 36 VDD_3 S - - Digital power supply 76 49 37 PA14 I/O FTf - I2C1_SDA, USART2_TX, TIM8_CH2, TIM1_BKIN, TSC_G4_IO4, SWCLK-JTCK, EVENTOUT - 77 50 38 PA15 I/O FTf - I2C1_SCL, SPI1_NSS, SPI3_NSS, I2S3_WS, JTDI, USART2_RX, TIM1_BKIN, TIM2_CH1_ETR, TIM8_CH1, EVENTOUT - Table 13. STM32F358xC pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |