| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F098VC bảng dữ liệu(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F098VC bảng dữ liệu(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 128 page ![]() DocID026967 Rev 4 119/128 STM32F098CC STM32F098RC STM32F098VC Package information 124 Figure 52. Recommended footprint for UFQFPN48 package 1. Dimensions are expressed in millimeters. Table 77. UFQFPN48 package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A 0.500 0.550 0.600 0.0197 0.0217 0.0236 A1 0.000 0.020 0.050 0.0000 0.0008 0.0020 D 6.900 7.000 7.100 0.2717 0.2756 0.2795 E 6.900 7.000 7.100 0.2717 0.2756 0.2795 D2 5.500 5.600 5.700 0.2165 0.2205 0.2244 E2 5.500 5.600 5.700 0.2165 0.2205 0.2244 L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 T - 0.152 - - 0.0060 - b 0.200 0.250 0.300 0.0079 0.0098 0.0118 e - 0.500 - - 0.0197 - ddd - - 0.080 - - 0.0031 |