công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S007C8 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S007C8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extended instruction set
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S007C8 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S007C8 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 92 page
background image
Pinouts and pin descriptions
STM8S007C8
22/92
DocID022171 Rev 5
Table 4. Legend/abbreviations for STM8S007C8 pin description table
Type
I = input, O = output, S = power supply
Input
floating
wpu = weak pull-up
Ext. interrupt = external interrupt
Output
HS = high sink
Speed
O1 = Slow (up to 2 MHz)
O3 = Fast/slow programmability with slow as default state after reset
O4 = Fast/slow programmability with fast as default state after reset
OD = open drain
PP = push pull
Reset state
Bold X (pin state after internal reset release)
Unless otherwise specified, the pin state is the same during the reset phase and
after the internal reset release.
Table 5. STM8S007C8 pin description
Pin name
Input
Output
Default
alternate
function
Alternate
function
after remap
[option bit]
1
NRST
I/O
X
Reset
2
PA1/OSCIN
I/O X
XO1
X
X
Port A1
Resonator/
crystal in
3
PA2/OSCOUT
I/O X
XX
O1
X
X
Port A2
Resonator/
crystal out
4VSSIO_1
S
I/O ground
5VSS
S
Digital ground
6
VCAP
S
1.8 V regulator capacitor
7VDD
S
Digital power supply
8VDDIO_1
S
I/O power supply
9
PA3/TIM2_CH3
I/O X
XX
O1
X
X
Port A3
Timer 2 -
channel3
TIM3_CH1
[AFR1]
10
PA4/UART1_RX
(1)
I/O X
XX
HS O3
X
X
Port A4
UART1
receive
11
PA5/UART1_TX
I/O X
XX
HS O3
X
X
Port A5
UART1
transmit
12
PA6/UART1_CK
I/O X
XX
HS O3
X
X
Port A6
UART1
synchronous
clock



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com