công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S007C8 bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S007C8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extended instruction set
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S007C8 bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S007C8 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM8S007C8 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 92 page
background image
Part numbering
STM8S007C8
88/92
DocID022171 Rev 5
11
Part numbering
Figure 42. STM8S007C8 value line ordering information scheme(1)
1.
For a list of available options (e.g. memory size, package) and orderable part numbers or for further
information on any aspect of this device, please go to www.st.com or contact the ST Sales Office nearest
to you.
2.
Refer to Table 1: STM8S007C8 value line features for detailed description.
STM8
S
007
C
8
T
6
TR
Product class
STM8 microcontroller
Pin count
C = 48 pins
Package type
T = LQFP
Example:
Sub-family type(2)
007 = peripheral set
Family type
S = standard
Temperature range
6 = -40 °C to 85 °C
Program memory size
8 = 64 Kbytes
Package pitch
No character = 0.5 mm
Packing
No character = Tray or tube
TR = Tape and reel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com