| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8S003K3 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S003K3 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 104 page ![]() DocID018576 Rev 9 25/104 STM8S003F3 STM8S003K3 Pinouts and pin descriptions 29 5.2 STM8S003F3 TSSOP20/UFQFPN20 pinout and pin description Figure 4. STM8S003F3 TSSOP20 pinout 1. HS high sink capability. 2. (T) True open drain (P-buffer and protection diode to VDD not implemented). 3. [ ] alternate function remapping option (If the same alternate function is shown twice, it indicates an exclusive choice not a duplication of the function). |