công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S003K3 bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S003K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extended instruction set
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S003K3 bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S003K3 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM8S003K3 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 104 page
background image
Electrical characteristics
STM8S003F3 STM8S003K3
54/104
DocID018576 Rev 9
Total current consumption in wait mode
Table 23. Total current consumption in wait mode at VDD = 5 V
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
IDD(WFI)
Supply
current in
wait mode
fCPU = fMASTER = 16 MHz
HSE crystal osc. (16 MHz)
1.6
-
mA
HSE user ext. clock (16 MHz)
1.1
1.3
HSI RC osc. (16 MHz)
0.89
1.1
fCPU = fMASTER/128 = 125 kHz
HSI RC osc. (16 MHz)
0.7
0.88
fCPU = fMASTER/128 =
15.625 kHz
HSI RC osc. (16 MHz/8)(2)
0.45
0.57
fCPU = fMASTER = 128 kHz
LSI RC osc. (128 kHz)
0.4
0.54
1. Data based on characterization results.
2. Default clock configuration measured with all peripherals off.
Table 24. Total current consumption in wait mode at VDD = 3.3 V
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
IDD(WFI)
Supply
current in
wait mode
fCPU = fMASTER = 16 MHz
HSE crystal osc. (16 MHz)
1.1
-
mA
HSE user ext. clock (16 MHz)
1.1
1.3
HSI RC osc. (16 MHz)
0.89
1.1
fCPU = fMASTER/128 = 125 kHz
HSI RC osc. (16 MHz)
0.7
0.88
fCPU = fMASTER/128 =
15.625 kHz
HSI RC osc. (16 MHz/8)(2)
0.45
0.57
fCPU = fMASTER/128 =
15.625 kHz
LSI RC osc. (128 kHz)
0.4
0.54
1. Data based on characterization results.
2. Default clock configuration measured with all peripherals off.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com