| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC56ECxx bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56ECxx bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 123 page ![]() DocID17478 Rev 9 49/123 SPC564Bxx-SPC56ECxx Package pinouts and signal descriptions 122 PL[14] PCR[190] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[190] — MDO7 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E12 PL[15] PCR[191] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[191] — MDO8 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E11 PM[0] PCR[192] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[192] — MDO9 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E10 PM[1] PCR[193] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[193] — MDO10 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E9 PM[2] PCR[194] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[194] — MDO11 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — F12 PM[3] PCR[195] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[195] — — — SIUL — — — I/O — — — M/S Tristate — — K12 PM[4] PCR[196] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[196] — — — SIUL — — — I/O — — — M/S Tristate — — L12 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |