| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC564L54x bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC564L54x bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics |
|
62 / 165 page ![]() Package pinouts and signal descriptions SPC56ELx, SPC564Lx 62/165 DocID15457 Rev 12 F8 VDD_LV_CORE_RING — F9 VDD_LV_CORE_RING — F10 VDD_LV_CORE_RING — F11 VDD_LV_CORE_RING — F12 VDD_LV_CORE_RING — F14 Not connected — F15 C[13] SIUL GPIO[45] GPIO[45] eTimer_1 ETC[1] ETC[1] CTU_0 — EXT_IN FlexPWM_0 — EXT_SYNC F16 I[2] SIUL GPIO[130] GPIO[130] eTimer_2 ETC[2] ETC[2] DSPI_0 CS6 — FlexPWM_1 — FAULT[2] F17 G[4] SIUL GPIO[100] GPIO[100] FlexPWM_0 B[2] B[2] eTimer_0 — ETC[5] G1 H[3] SIUL GPIO[115] GPIO[115] NPC MDO[4] — G2 VDD_HV_IO_RING — G3 C[5] SIUL GPIO[37] GPIO[37] DSPI_0 SCK SCK SSCM DEBUG[5] — FlexPWM_0 — FAULT[3] SIUL — EIRQ[23] G4 A[6] SIUL GPIO[6] GPIO[6] DSPI_1 SCK SCK SIUL — EIRQ[6] G6 VDD_LV_CORE_RING — G7 VSS_LV_CORE_RING — G8 VSS_LV_CORE_RING — G9 VSS_LV_CORE_RING — G10 VSS_LV_CORE_RING — G11 VSS_LV_CORE_RING — G12 VDD_LV_CORE_RING — Table 5. LFBGA257 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |