| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC56EL54x bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL54x bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics |
|
51 / 165 page ![]() DocID15457 Rev 12 51/165 SPC56ELx, SPC564Lx Package pinouts and signal descriptions 164 95 VDD_HV_REG_1 — 96 VSS_HV_FLA — 97 VDD_HV_FLA — 98 G[6] SIUL GPIO[102] GPIO[102] FlexPWM_0 A[3] A[3] 99 D[12] SIUL GPIO[60] GPIO[60] FlexPWM_0 X[1] X[1] LINFlexD_1 — RXD 100 G[4] SIUL GPIO[100] GPIO[100] FlexPWM_0 B[2] B[2] eTimer_0 — ETC[5] 101 C[13] SIUL GPIO[45] GPIO[45] eTimer_1 ETC[1] ETC[1] CTU_0 — EXT_IN FlexPWM_0 — EXT_SYNC 102 G[2] SIUL GPIO[98] GPIO[98] FlexPWM_0 X[2] X[2] DSPI_1 CS1 — 103 C[14] SIUL GPIO[46] GPIO[46] eTimer_1 ETC[2] ETC[2] CTU_0 EXT_TGR — 104 G[3] SIUL GPIO[99] GPIO[99] FlexPWM_0 A[2] A[2] eTimer_0 — ETC[4] 105 D[14] SIUL GPIO[62] GPIO[62] FlexPWM_0 B[1] B[1] eTimer_0 — ETC[3] 106 F[12] SIUL GPIO[92] GPIO[92] eTimer_1 ETC[3] ETC[3] SIUL — EIRQ[30] 107 VPP_TEST(1) — Table 4. LQFP144 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |