| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC56EL54x bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL54x bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 165 page ![]() DocID15457 Rev 12 47/165 SPC56ELx, SPC564Lx Package pinouts and signal descriptions 164 34 D[6] SIUL GPIO[54] GPIO[54] DSPI_0 CS2 — FlexPWM_0 X[3] X[3] FlexPWM_0 — FAULT[1] 35 VSS_LV_PLL0_PLL1 — 36 VDD_LV_PLL0_PLL1 — 37 D[7] SIUL GPIO[55] GPIO[55] DSPI_1 CS3 — DSPI_0 CS4 — SWG analog output — 38 FCCU_F[0] FCCU F[0] F[0] 39 VDD_LV_COR — 40 VSS_LV_COR — 41 C[1] SIUL — GPIO[33] ADC_0 — AN[2] 42 E[4] SIUL — GPIO[68] ADC_0 — AN[7] 43 B[7] SIUL — GPIO[23] LINFlexD_0 — RXD ADC_0 — AN[0] 44 E[5] SIUL — GPIO[69] ADC_0 — AN[8] 45 C[2] SIUL — GPIO[34] ADC_0 — AN[3] 46 E[6] SIUL — GPIO[70] ADC_0 — AN[4] 47 B[8] SIUL — GPIO[24] eTimer_0 — ETC[5] ADC_0 — AN[1] 48 E[7] SIUL — GPIO[71] ADC_0 — AN[6] 49 E[2] SIUL — GPIO[66] ADC_0 — AN[5] 50 VDD_HV_ADR0 — 51 VSS_HV_ADR0 — Table 4. LQFP144 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |