công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS40M120C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS40M120C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS40M120C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STPS40M120C Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS40M120C Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
STPS40M120C
Package information
Doc ID 022916 Rev 1
7/9
Table 7.
TO-220AB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 Typ.
0.645 Typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 Typ.
0.102 Typ.
Dia.
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9