công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEA7092 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TEA7092
Giải thích chi tiết về linh kiện  TELEPHONE SET INTEGRATED CIRCUIT
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TEA7092 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button TEA7092 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics TEA7092 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 57 page
background image
Table 2
Asymmetric
Symmetric
REAR = 150
Ω
REAR = 300
Ω
REAR = 600
Ω
REAR =1k
Ω
R17
33k
Ω
68kW
68k
Ω
120k
Ω
C17
680pF
330pF
330pF
220pF
The Table 3 gives the value of VEAR(RMS)(Max.), at IL = 20mA & IL = 60mA, for different values of,
R12 (68k
Ω, 82kΩ, 110kΩ), R10 (680Ω, 1200Ω to simulate a complex impedance), REAR (150Ω, 300Ω in
asymmetric mode ; 600
Ω,1kΩ in symmetric mode) and a distortion level at 2% and 10%.
Table 3
Earphone Output Level (VRMS)
IL
R10
R12
D (%)
150
Ω (A)
300
Ω (A)
600
Ω (S)
1k
Ω (S)
20mA
680
Ω
68k
Ω
2
0.45
0.77
1.2
1.5
10
0.51
0.85
1.3
1.6
82k
Ω
2
0.45
0.9
1.4
1.8
10
0.51
0.96
1.52
1.92
110k
Ω
2
0.46
0.98
1.91
2.4
10
0.51
1.1
2
2.56
1200
Ω
68k
Ω
2
0.26
0.52
0.59
0.95
10
0.29
0.57
0.61
0.97
82k
Ω
2
0.39
0.64
0.87
1.25
10
0.42
0.69
0.89
1.33
110k
Ω
2
0.46
0.89
1.32
1.65
10
0.5
0.95
1.37
1.8
60mA
680
Ω
68k
Ω
2
0.28
0.6
1.2
2.3
10
0.32
0.69
1.4
2.5
82k
Ω
2
0.28
0.6
1.25
2.3
10
0.32
0.69
1.42
2.5
110k
Ω
2
0.29
0.62
1.27
2.3
10
0.32
0.7
1.44
2.6
1200
Ω
68k
Ω
2
0.28
0.6
1.23
1.9
10
0.32
0.69
1.4
1.98
82k
Ω
2
0.28
0.6
1.25
2.15
10
0.32
0.69
1.33
2.3
110k
Ω
2
0.29
0.62
1.28
2.3
10
0.33
0.7
1.45
2.6
The sidetone mixer stage has a limiter to avoid acoustic signal higher than 120 dBSPL on the earphone.
Example : Electrodynamic transducer : 150
Ω / 122 dBSPL/V
- R10 = 680
Ω ;
• At IL = 20mA : VEAR(Max.) = 0.51VRMS ⇒ 116.2 dBSPL
• At IL = 60mA : VEAR(Max.) = 0.33VRMS ⇒ 112.4 dBSPL
If this acoustic limitation is too low, it is possible to modify it by :
- Decreasing the gain of the sidetone attenuation = Decrease R11a & R11b.
(R13 & R27 should also be modified).
- Increasing the gain on Pin GREC (Pin 37), to maintain the same total receiving gain
⇒ Increase R17.
II - SPEECH FEATURES (continued)
II.5 - Receive Channel (continued)
TEA7092 - TELEPHONE SET INTEGRATED CIRCUIT
29/57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com