| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ISO8200BQTR bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO8200BQTR bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 37 page ![]() Functional description ISO8200BQ 20/37 DocID027303 Rev 4 LOAD SYNC OUT_EN Device behavior Low Low High Should be avoided (DCM operation only) Notes: (1)The outputs are turned off on OUT_EN falling edge and they are kept disabled as long as it is low. Figure 11: Synchronous control mode IC configuration |