| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ISO8200BQ bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO8200BQ bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 37 page ![]() TFQFPN32 package information ISO8200BQ 34/37 DocID027303 Rev 4 Table 15: TFQFPN32 package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 0.95 1.00 1.05 A1 0 0.05 b (1) 0.20 0.25 0.30 b1(1) 0.25 0.30 0.35 D 10.90 11.0 11.10 E(1) 8.90 9.00 9.10 D2 4.30 4.40 4.50 E2 6.70 6.80 6.90 D3 1.40 1.50 1.60 E3 3.20 3.30 3.40 D4 1.13 1.23 1.33 E4 1.00 1.10 1.20 e 0.65 e2 0.40 e3 1.05 e4 3.15 e5 4.85 k 0 0.30 z1 0.80 z2 4.07 z3 3.80 z4 1.10 z5 1.15 z6 2.85 L(1) 0.45 0.50 0.55 Notes: (1)Dimensions “b” and “L” are measured on terminal plating surface. |