| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
4356-RX-434 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Silicon Laboratories |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4356-RX-434 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Silicon Laboratories |
|
20 / 26 page ![]() Si4356 20 Rev 1.2 8. Ordering Information Part Number* Description Package Type Operating Temperature Si4356-B1A-FM Si4356 EZRadio Standalone Receiver 3x3 QFN-20 Pb-free –40 to 85 °C *Note: Add an “R” at the end of the device part number to denote tape and reel option. |