| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STB6N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB6N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 26 page ![]() DocID024661 Rev 3 21/26 STB6N80K5, STD6N80K5, STI6N80K5, STP6N80K5 Package information 26 Table 13. TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 |