công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB6N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB6N80K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener-protected
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB6N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button STB6N80K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STB6N80K5 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 26 page
background image
Package information
STB6N80K5, STD6N80K5, STI6N80K5, STP6N80K5
16/26
DocID024661 Rev 3
Table 11. DPAK (TO-252) type E mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A2.18
2.39
A2
0.13
b0.65
0.884
b4
4.95
5.46
c0.46
0.61
c2
0.46
0.60
D5.97
6.22
D1
5.21
E6.35
6.73
E1
4.32
e2.286
e1
4.572
H
9.94
10.34
L1.50
1.78
L1
2.74
L2
0.89
1.27
L4
1.02



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26