công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F411VCT6TR bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F411VCT6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM® Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 512KB Flash, 128KB RAM, USB OTG FS, 11 TIMs, 1 ADC, 13 comm. interfaces
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F411VCT6TR bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 149 page
background image
Pinouts and pin description
STM32F411xC STM32F411xE
38/149
DocID026289 Rev 6
Table 7. Legend/abbreviations used in the pinout table
Name
Abbreviation
Definition
Pin name
Unless otherwise specified in brackets below the pin name, the pin function during and after
reset is the same as the actual pin name
Pin type
S
Supply pin
I
Input only pin
I/O
Input/ output pin
I/O structure
FT
5 V tolerant I/O
TC
Standard 3.3 V I/O
B
Dedicated BOOT0 pin
NRST
Bidirectional reset pin with embedded weak pull-up resistor
Notes
Unless otherwise specified by a note, all I/Os are set as floating inputs during and after reset
Alternate
functions
Functions selected through GPIOx_AFR registers
Additional
functions
Functions directly selected/enabled through peripheral registers
Table 8. STM32F411xC/xE pin definitions
Pin number
Pin name
(function after
reset)(1)
Alternate functions
Additional functions
-
-
-
1
B2
PE2
I/O FT
-
TRACECLK,
SPI4_SCK/I2S4_CK,
SPI5_SCK/I2S5_CK,
EVENTOUT
-
-
-
-
2
A1
PE3
I/O FT
-
TRACED0,
EVENTOUT
-
-
-
-
3
B1
PE4
I/O FT
-
TRACED1,
SPI4_NSS/I2S4_WS,
SPI5_NSS/I2S5_WS,
EVENTOUT
-
-
-
-
4
C2
PE5
I/O FT
-
TRACED2,
TIM9_CH1,
SPI4_MISO,
SPI5_MISO,
EVENTOUT
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com