công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F411VCT6TR bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F411VCT6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM® Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 512KB Flash, 128KB RAM, USB OTG FS, 11 TIMs, 1 ADC, 13 comm. interfaces
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F411VCT6TR bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6TR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 149 page
background image
DocID026289 Rev 6
101/149
STM32F411xC STM32F411xE
Electrical characteristics
123
Input/output AC characteristics
The definition and values of input/output AC characteristics are given in Figure 31 and
Table 55, respectively.
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 55 are derived from tests
performed under the ambient temperature and VDD supply voltage conditions summarized
in Table 14.
Table 55. I/O AC characteristics(1)(2)
OSPEEDRy
[1:0] bit
value(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
00
fmax(IO)out Maximum frequency(3)
CL = 50 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
4
MHz
CL = 50 pF, VDD≥ 1.7 V
-
-
2
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
8
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
4
tf(IO)out/
tr(IO)out
Output high to low level fall
time and output low to high
level rise time
CL = 50 pF, VDD = 1.7 V to
3.6 V
--
100
ns
01
fmax(IO)out Maximum frequency(3)
CL = 50 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
25
MHz
CL = 50 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
12.5
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
50
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
20
tf(IO)out/
tr(IO)out
Output high to low level fall
time and output low to high
level rise time
CL = 50 pF, VDD ≥2.7 V
-
-
10
ns
CL = 50 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
20
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
6
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
10
10
fmax(IO)out Maximum frequency(3)
CL = 40 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
50(4)
MHz
CL = 40 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
25
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.70 V
-
-
100(4)
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
50(4)
tf(IO)out/
tr(IO)out
Output high to low level fall
time and output low to high
level rise time
CL = 40 pF, VDD≥ 2.70 V
-
-
6
ns
CL = 40 pF, VDD≥ 1.7 V
-
-
10
CL = 10 pF, VDD≥ 2.70 V
-
-
4
CL = 10 pF, VDD≥ 1.7 V
-
-
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com