công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T315Y-65MQ6F bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T315Y-65MQ6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial Access Phantom RTC Supervisor
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T315Y-65MQ6F bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M41T315Y-65MQ6F Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
21/24
M41T315Y*, M41T315V, M41T315W
Figure 17. SH – 4-pin SNAPHAT Housing for 120mAh Battery and Crystal, Package Outline
Note: Drawing is not to scale.
Table 15. SH – 4-pin SNAPHAT Housing for 120mAh Battery and Crystal, Package Mech. Data
Symb
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
10.54
0
0.415
A1
8.00
8.51
0.315
0.335
A2
7.24
8.00
0.285
0.315
A3
0.38
0
0.015
B
0.46
0.56
0.018
0.022
D
21.21
21.84
0.835
0.860
E
17.27
18.03
0.680
0.710
eA
15.55
15.95
.6122
.6280
eB
3.20
3.61
0.126
0.142
L
2.03
2.29
0.080
0.090
SHTK-A
A1
A
D
E
eA
eB
A2
B
L
A3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com