| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FERD30SM100ST bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FERD30SM100ST bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() DocID027344 Rev 1 5/7 FERD30SM100S Package information 7 Table 5. TO-220AB dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.17 0.18 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.60 0.62 D1 1.27 typ. 0.05 typ. E 10 10.40 0.39 0.41 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.19 0.20 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.24 0.26 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13 14 0.51 0.55 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 typ. 0.64 typ. L30 28.90 typ. 1.13 typ. ∅P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 |