| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SLB128B bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SLB128B bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - National Semiconductor (TI) |
|
26 / 48 page ![]() LVDS Interface (Continued) TABLE 5. Conventional Data Mapping for two 12-bit (two data per clock)dual pixel in-to-dual pixel out application(DUAL = V CC, Port1 A0-A3 and Port2 A4-A7 are active, BAL = Gnd. ) (Continued) VGA - TFT Data Signals Color Bits Transmitter input pin names Receiver output pin names TFT Panel Data Signals B3 E1-D15 B21 B1 B3 B4 E1-D16 B22 B2 B4 B5 E1-D17 B23 B3 B5 B6 E1-D18 B24 B4 B6 MSB B7 E1-D19 B25 B5 B7 www.national.com 26 |