công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSD10060A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CSD10060A
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZERO RECOVERY RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CSD10060A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CSD10060A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CSD10060A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CSD10060A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CSD10060A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CSD10060A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
CSD10060
Page 3 • CSD10060, Rev C
Figure 3. Current Derating
Figure 4. Capacitance vs. Reverse Voltage
Figure 5. Transient Thermal Impedance
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1
10
100
1000
VRReverseVoltage(V)
1.00E-03
1.00E-02
1.00E-01
1.00E+00
1.00E+01
1.00E-07 1.00E-06 1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03
1.00E-02
1.00E-01 1.00E+00
time [s]
0
5
10
15
20
25
30
35
25
50
75
100
125
150
175
200
TC Case Temperature (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com