| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CS7808 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS7808 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Cirrus Logic |
|
15 / 52 page ![]() 15 CS7808 1.2.8 AC97/CODEC Interface Figure 11. CODEC Timing Symbol Description Min Typ Max Units tsuc Data set up to CDC_CK 5 ns thc Data hold time after CDC_CK 0 ns tcoc Time from active edge of CDC_CK to Data transition 10 ns tcch CDC_CK High Time1, 2 1.Values are guaranteed by design only 2.Active clock edge is programmable. Timing is referenced from active edge 40 50 % tccl CDC_CK Low Time1, 2 40 50 % tccper CDC_CK period1, 2 216 ns Table 8. AC97/CODEC Interface Characteristics CDC_CK (Intput) tsuc thc tcoc tccl tcch CDC_DI, CDC_SY (Input) CDC_DO, CDC_SY, CDC_Rst (Output) tccper |