công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC072AIP bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC072AIP
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF WIDE BAND WIDTH HIGH OUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC072AIP bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button TLC072AIP Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 51 page
background image
TLC070, TLC071, TLC072, TLC073, TLC074, TLC075, TLC07xA
FAMILY OF WIDEBANDWIDTH HIGHOUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS219D − JUNE 1999 − REVISED FEBRUARY 2004
26
WWW.TI.COM
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251−1443
APPLICATION INFORMATION
OUT
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
VDD +
RP
IN −
2
IN +
1
VDD −
VAD
RD1
11
J1
J2
10
RSS
ISS
3
12
RD2
60
VE
54
DE
DP
VC
DC
4
C1
53
R2
6
9
EGND
VB
FB
C2
GCM
GA
VLIM
8
5
RO1
RO2
HLIM
90
DLP
91
DLN
92
VLN
VLP
99
7
.subckt TLC07X_5V 1 2 3 4 5
*
c1
11 12 4.8697E−12
c2
6
7
8.0000E−12
css
10 99 4.0063E−12
dc
5
53 dy
de
54 5
dy
dlp
90 91 dx
dln
92 90 dx
dp
4
3
dx
egnd
99 0
poly(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
fb
7
99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 6.9132E6 −1E3 1E3
6E6 −6E6
ga
6
0
11
12 457.42E−6
gcm
0
6
10
99 1.1293E−6
iss
3
10 dc
183.67E−6
ioff
0
6
dc
.806E−6
hlim
90 0
vlim 1K
j1
11 2
10
jx1
j2
12 1
10
jx2
r2
6
9
100.00E3
rd1
4
11
2.1862E3
rd2
4
12
2.1862E3
ro1
8
5
10
ro2
7
99 10
rp
3
4
2.4728E3
rss
10 99
1.0889E6
vb
9
0
dc
0
vc
3
53 dc
1.5410
ve
54 4
dc
.84403
vlim
7
8
dc
0
vlp
91 0
dc
119
vln
0
92 dc
119
.model dx D(Is=800.00E−18)
.model dy D(Is=800.00E−18 Rs=1m Cjo=10p)
.model jx1 PJF(Is=117.50E−15 Beta=1.1391E−3 Vto=−1)
.model jx2 PJF(Is=117.50E−15 Beta=1.1391E−3 Vto=−1)
.ends
*DEVICE=TLC07X_5V, OPAMP, PJF, INT
* TLC07X − 5V operational amplifier ”macromodel” subcircuit
* created using Parts release 8.0 on 12/16/99 at 08:38
* Parts is a MicroSim product.
*
* connections:
non-inverting input
*
inverting input
*
positive power supply
*
negative power supply
*
output
*
Figure 55. Boyle Macromodel and Subcircuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com