công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC072AIP bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC072AIP
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF WIDE BAND WIDTH HIGH OUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC072AIP bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button TLC072AIP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLC072AIP Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 51 page
background image
TLC070, TLC071, TLC072, TLC073, TLC074, TLC075, TLC07xA
FAMILY OF WIDEBANDWIDTH HIGHOUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS219D − JUNE 1999 − REVISED FEBRUARY 2004
17
WWW.TI.COM
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251−1443
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 43
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
1020
304050
6070
80
−2
−4
2
6
t - Time -
µs
0
−6
4
Shutdown Pulse
SD Off
VDD = 5 V
CL= 8 pF
TA = 25°C
IDD RL = 600 Ω
IDD RL = 10 kΩ
SHUTDOWN PULSE
Figure 44
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
1020
304050
6070
80
−2
−4
2
6
t - Time -
µs
0
−6
4
Shutdown Pulse
SD Off
VDD = 12 V
CL= 8 pF
TA = 25°C
IDD RL = 600 Ω
IDD RL = 10 kΩ
SHUTDOWN PULSE
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
_
+
Rnull
RL
CL
Figure 45
APPLICATION INFORMATION
input offset voltage null circuit
The TLC070 and TLC071 has an input offset nulling function. Refer to Figure 46 for the diagram.
N1
100 k
Ω
N2
R1
VDD −
OUT
IN −
IN +
NOTE A: R1 = 5.6 k
Ω for offset voltage adjustment of ±10 mV.
R1 = 20 k
Ω for offset voltage adjustment of ±3 mV.
Figure 46. Input Offset Voltage Null Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com