| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PI6C2972FC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PI6C2972FC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
3 / 7 page ![]() 3 PS8590C 09/22/04 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 PI6C2972 Low Voltage PLL Clock Driver Function Table 1 1 a l e s f0 a l e s fa Q1 b l e s f0 b l e s fb Q1 c l e s f0 c l e s fc Q 0 0 1 1 0 1 0 1 4 ÷ 6 ÷ 8 ÷ 2 1 ÷ 0 0 1 1 0 1 0 1 4 ÷ 6 ÷ 8 ÷ 0 1 ÷ 0 0 1 1 0 1 0 1 2 ÷ 4 ÷ 6 ÷ 8 ÷ 2 B F l e s f1 B F l e s f0 B F l e s fB F Q 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 ÷ 6 ÷ 8 ÷ 0 1 ÷ 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 ÷ 2 1 ÷ 6 1 ÷ 0 2 ÷ n i P l o r t n o C' 0 ' c i g o L' 1 ' c i g o L l e S _ O C V l e S _ f e R l e S _ K L C T n E _ L L P E O / R M K L C _ v n I 2 / O C V K L C T 0 K L C T L L P s s a p y B Z -i H t u p t u O /t e s e R r e t s a M 3 c Q , 2 c Q d e t r e v n I - n o N O C V l a t X 1 K L C T L L P e l b a n E s t u p t u O e l b a n E 3 c Q , 2 c Q d e t r e v n I Function Table 2 Function Table 3 s r e t e m a r a Pe u l a V t u C l a t s y r Ct u C T A l a t n e m a d n u F e c n a n o s e Re c n a n o s e R l e ll a r a P e c a n r e l o T . q e r FC ° 5 2 @ m p p 0 0 1 ± y ti li b a t S . p m e T . q e r F) C ° 0 7 o t ° 0 ( m p p 5 7 1 ± e g n a R g n it a r e p OC ° 0 7 o t ° 0 e c n a ti c a p a C t n u h SF p 7 < R S Em h O - 0 4 < l e v e L e v i r DW m 5 g n i g A) s r a e y 3 t s ri F ( r a e Y / m p p 5 CrystalRecommendations |