công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC9893 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MPC9893
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage PLL Intelligent Dynamic Clock (IDCS) Switch
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPC9893 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MPC9893 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MPC9893 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
MPC9893
MOTOROLA
TIMING SOLUTIONS
2
Figure 1. MPC9893 Logic Diagram
VCC
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
123456789 10 11 12
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
MPC9893
Figure 2. 48--Lead Package Pinout (Top View)
MAN/A
CLK0
QA0
QA1
QA2
QA3
QA4
QB0
QB1
QB2
(pulldown)
0
1
(pulldown)
Ref
FB
DQ
0
1
(pulldown)
(pulldown)
(pulldown)
(pulldown)
DQ
(pulldown)
DQ
(pullup)
(pullup)
QA5
QB3
QB4
QB5
QFB
ALARM0
ALARM1
CLK_IND
Data Generator
IDCS
PLL
240 -- 400 MHz
ALARM_RST
PLL_EN
OE/MR
CLK1
FB
REF_SEL
FSEL[0:3]
QB5
QB4
GND
VCC
QB3
QB2
GND
VCC
QB1
QB0
GND
GND
QA0
QA1
GND
QA2
QA3
VCC
GND
QA4
VCC
It is recommended to use an external RC filter for the analog power supply pin VCC_PLL. Please see application section for details.
VCC
QA5
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com