công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC5238 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC5238
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Low Quiescent Current, 150mA uCap LDO Regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC5238 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Micrel Semiconductor

Back Button MIC5238 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor MIC5238 Datasheet HTML 10Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MIC5238
Micrel
MIC5238
6
August 2003
Line Transient Response
TIME (200 s/div.)
3.1V
2.1V
1.1V Output
C
OUT = 4.7 F ceramic
Load Transient Response
TIME (400 s/div.)
1.1V output
C
OUT = 4.7µF ceramic
150mA
1mA
EN Turn-On Characteristic
TIME (40 s/div.)
Load Transient Response
TIME (400
µs/div.)
V
IN = 4V
V
OUT = 3V
C
OUT = 4.7µF ceramic
150mA
0mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com