công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G332DBVT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G332DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE 3 INPUT POSITIVE OR GATE
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVC1G332DBVT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
SN74LVC1G332
SINGLE 3INPUT POSITIVEOR GATE
SCES489C − SEPTEMBER 2003 − REVISED MARCH 2004
4
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP†
MAX
UNIT
IOH = −100 mA
1.65 V to 5.5 V
VCC−0.1
IOH = −4 mA
1.65 V
1.2
V
IOH = −8 mA
2.3 V
1.9
V
VOH
IOH = −16 mA
3 V
2.4
V
IOH = −24 mA
3 V
2.3
IOH = −32 mA
4.5 V
3.8
IOL = 100 mA
1.65 V to 5.5 V
0.1
IOL = 4 mA
1.65 V
0.45
V
IOL = 8 mA
2.3 V
0.3
V
VOL
IOL = 16 mA
3 V
0.4
V
IOL = 24 mA
3 V
0.55
IOL = 32 mA
4.5 V
0.55
II
All inputs
VI = 5.5 V or GND
0 to 5.5 V
±5
mA
Ioff
VI or VO = 5.5 V
0
±10
mA
ICC
VI = 5.5 V or GND,
IO = 0
1.65 V to 5.5 V
10
mA
∆ICC
One input at VCC − 0.6 V,
Other inputs at VCC or GND
3 V to 5.5 V
500
mA
Ci
VI = VCC or GND
3.3 V
3.5
pF
† All typical values are at VCC = 3.3 V, TA = 25°C.
switching characteristics over recommended operating free-air temperature range, CL = 15 pF
(unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 1.8 V
± 0.15 V
VCC = 2.5 V
± 0.2 V
VCC = 3.3 V
± 0.3 V
VCC = 5 V
± 0.5 V
UNIT
PARAMETER
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
tpd
A, B, or C
Y
2.4
17
1.4
6
1.2
4.5
0.8
3
ns
switching characteristics over recommended operating free-air temperature range, CL = 30 pF or
50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 2)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 1.8 V
± 0.15 V
VCC = 2.5 V
± 0.2 V
VCC = 3.3 V
± 0.3 V
VCC = 5 V
± 0.5 V
UNIT
PARAMETER
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
tpd
A, B, or C
Y
2.8
17.2
1.5
6.2
1.4
4.8
1
3.5
ns
operating characteristics, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC = 1.8 V VCC = 2.5 V VCC = 3.3 V
VCC = 5 V
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
TYP
TYP
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
f = 10 MHz
18
19
20
23
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com