công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G332DBVT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G332DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE 3 INPUT POSITIVE OR GATE
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVC1G332DBVT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC1G332DBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
SN74LVC1G332
SINGLE 3INPUT POSITIVEOR GATE
SCES489C − SEPTEMBER 2003 − REVISED MARCH 2004
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 4)
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
Operating
1.65
5.5
V
VCC
Supply voltage
Data retention only
1.5
V
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.65
× VCC
VIH
High-level input voltage
VCC = 2.3 V to 2.7 V
1.7
V
VIH
High-level input voltage
VCC = 3 V to 3.6 V
2
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
0.7
× VCC
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.35
× VCC
VIL
Low-level input voltage
VCC = 2.3 V to 2.7 V
0.7
V
VIL
Low-level input voltage
VCC = 3 V to 3.6 V
0.8
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
0.3
× VCC
VI
Input voltage
0
5.5
V
VO
Output voltage
0
VCC
V
VCC = 1.65 V
−4
VCC = 2.3 V
−8
IOH
High-level output current
VCC = 3 V
−16
mA
IOH
High-level output current
VCC = 3 V
−24
mA
VCC = 4.5 V
−32
VCC = 1.65 V
4
VCC = 2.3 V
8
IOL
Low-level output current
VCC = 3 V
16
mA
IOL
Low-level output current
VCC = 3 V
24
mA
VCC = 4.5 V
32
VCC = 1.8 V ± 0.15 V, 2.5 V ± 0.2 V
20
∆t/∆v Input transition rise or fall rate
VCC = 3.3 V ± 0.3 V
10
ns/V
∆t/∆v Input transition rise or fall rate
VCC = 5 V ± 0.5 V
10
ns/V
TA
Operating free-air temperature
−40
85
°C
NOTE 4: All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com