công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G06DBVR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC1G06DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE INVERTER BUFFER/DRIVER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVC1G06DBVR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS025C – FEBRUARY 1997 – REVISED FEBRUARY 2002
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DCK (R-PDSO-G5)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
0,10
M
0,10
0,65
0
°–8°
0,46
0,26
0,13 NOM
4093553-2/D 01/02
0,15
0,30
1,40
1,10
2,40
1,80
4
5
2,15
1,85
1
3
1,10
0,80
0,10
0,00
Seating Plane
0,15
Gage Plane
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion.
D. Falls within JEDEC MO-203



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com