công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF4355-2 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF4355-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable output power level
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF4355-2 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Analog Devices

Back Button ADF4355-2 Datasheet HTML 30Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 31Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 32Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 33Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 34Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 35Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 36Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 37Page - Analog Devices ADF4355-2 Datasheet HTML 38Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 38 page
background image
ADF4355-2
Data Sheet
Rev. B | Page 36 of 37
OUTPUT MATCHING
The low frequency output can simply be ac-coupled to the next
circuit, if desired; however, if higher output power is required,
use a pull-up inductor to increase the output power level.
7.5nH
100pF
RFOUTA+
VRF
50Ω
Figure 46. Optimum Output Stage
When differential outputs are not needed, terminate the unused
output or combine it with both outputs using a balun.
For lower frequencies below 2 GHz, it is recommended to use a
100 nH inductor on the RFOUTA+/RFOUTA− pins.
The RFOUTA+/RFOUTA− pins are a differential circuit. Provide
each output with the same (or similar) components where
possible, such as the same shunt inductor value, bypass
capacitor, and termination.
The auxiliary frequency output, RFOUTB+/RFOUTB−, can be
treated the same as the RFOUTA+/RFOUTA− output. If unused,
leave both RFOUTB+/RFOUTB− pins open.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com