công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985AIBLX-1.8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LP2985AIBLX-1.8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower 150 mA Low-Noise Low-Dropout Regulator in SOT-23 and micro SMD packages for Applications
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2985AIBLX-1.8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
Typical Performance Characteristics Unless otherwise specified: C
IN = 1µF, COUT = 4.7µF,
VIN =VOUT(NOM) +1, VOUT = 1.8V, TA = 25˚C, ON/OFF pin is tied to VIN (Continued)
Output Characteristics
Load Transient
10129508
10129542
Load Transient
Load Transient
10129543
10129544
Line Transient
Line Transient
10129545
10129546
www.national.com
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com