công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985AIBLX-1.8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LP2985AIBLX-1.8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower 150 mA Low-Noise Low-Dropout Regulator in SOT-23 and micro SMD packages for Applications
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2985AIBLX-1.8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBLX-1.8 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
Typical Performance Characteristics Unless otherwise specified: C
IN = 1µF, COUT = 4.7µF,
VIN =VOUT(NOM) +1, VOUT = 1.8V, TA = 25˚C, ON/OFF pin is tied to VIN (Continued)
Output Impedance vs Frequency
Output Impedance vs Frequency
10129527
10129532
Noise Density
Noise Density
10129533
10129537
Ground Pin vs Load Current
Minimum Input Voltage vs Temperature
10129513
10129509
www.national.com
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com