công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE564 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện NE564
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operation with single 5V supply
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

NE564 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  NE564 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors NE564 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
NE/SE564
Phase-locked loop
1994 Aug 31
3
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
1000
8
6
4
2
100
8
6
4
2
10
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
VCC 5V
fo = 5MHz
IPIN = 400µA
2
IPIN = 0µA
2
NORMALIZED LOCK RANGE
105
106
104
103
102
102
103
104
105
10
1
.1
1
10
FREQUENCY kHz
FREQUENCY: 50MHz
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
–600
µA
–400
–200
0
+200
BIAS CURENT (
µA), PIN 2
VCO FREQUENCY: 50MHz
–600
µA –400
–200
0
+200
+400
BIAS CURENT (
µA), PIN 2
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
BIAS CURRENT: — 200
µA
FREQUENCY: 5MHz
FREQUENCY: 500MHz
BIAS CURRENT: — 200
µA
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
–50
–25
25
0
25
50
75
100
125
TEMPERATURE (INoC)
Lock Range vs Signal Input
VCO Capacitor vs Frequency
Typical Noirmalized VCO
Frequency as a Function of
Pin 2 Bias Current
Typical Noirmalized VCO
Frequency as a Function of
Pin 2 Bias Current
Typical Noirmalized VCO
Frequency as a Function of
Temperature
SR01027
Figure 3. Typical Performance Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com