công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4617G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 2SC4617G
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon General Purpose Amplifier Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SC4617G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  2SC4617G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SC4617G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SC4617G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SC4617G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SC4617G, S2SC4617G
http://onsemi.com
3
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 1. IC − VCE
VCE, COLLECTOR VOLTAGE (V)
Figure 2. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 3. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 4. On Voltage
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
60
0
50
40
30
20
10
0
24
6
8
TA = 25°C
160
mA
140
mA
120
mA
100
mA
80
mA
60
mA
40
mA
IB = 20 mA
1000
0.1
100
10
1
10
100
TA = 25°C
TA = - 25°C
TA = 75°C
VCE = 10 V
2
0.01
1.5
1
0.5
0
0.1
1
10
100
TA = 25°C
900
0.2
800
700
600
500
400
300
200
100
0.5
1
5
10
20
40
60
80
100
150
200
TA = 25°C
VCE = 5 V
0
Figure 5. Capacitance
VCB (V)
Figure 6. Capacitance
VEB (V)
20
0
18
16
14
12
10
12
3
4
7
0
6
5
4
3
2
1
10
20
30
40
100 mA
50 mA
IC = 200 mA
20 mA
10 mA



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com