công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

176313 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 176313
Giải thích chi tiết về linh kiện  This specification covers the requirements for product performance
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

176313 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  176313 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 176313 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
Product Specification
108-5246
Rev. L
3 of 21
3.3
定
格
A.
定格電圧
50 V AC/DC
B.
定格電流
0.5A
C.
使用温度範囲
-30 °C~ +105 ℃
(但し、温度の上限には負荷電流
によって生じる温度上昇を含む)
3.3
Ratings :
A.
Voltage Rating: 50 V AC/DC
B.
Current Rating: 0.5A
C.
Temperature Rating :-30 °C to +105 °C
The upper limit of the temperature includes the
temperature rising resulted by the energized
electrical current.
3.4 性能必要条件と試験方法
製品は Fig.2 に規定された電気的、機械的、及び耐
環境的性能必要条件に合致するよう設計されている
こと。試験は特別に規定されない限り室温下で行わ
れること。
3.4
Performance Requirements and Test
Descriptions :
The product shall be designed to meet the
electrical, mechanical and environmental
performance requirements specified in Fig. 2.
All tests shall be performed in the room
temperature, unless otherwise specified.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com