| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS950905 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950905 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
5 / 18 page ![]() 5 Third party brands and names are the property of their respective owners. Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950905 Advance Information Byte 1: CPU Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 3: Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 2: PCI Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 4: Frequency Select Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B1 21 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 7 K L C I C P 6 t i B9 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 6 K L C I C P 5 t i B8 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 5 K L C I C P 4 t i B7 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 4 K L C I C P 3 t i B5 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 3 K L C I C P 2 t i B4 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 2 K L C I C P 1 t i B2 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 1 K L C I C P 0 t i B1 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 0 K L C I C P t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 6 t i B0 11 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( F _ K L C I C P 5 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 4 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 3 t i B- 0 ) x 1 = 0 , x 2 = 1 ( h t g n e r t S x 2 / x 1 S C _ C / T K L C U P C 2 t i B4 3 , 5 31 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 1 C / T K L C U P C 1 t i B9 3 , 0 41 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( 0 C / T K L C U P C 0 t i B1 4 , 2 41 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( S C _ C / T K L C U P C t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- X # 3 S F d e h c t a L 6 t i B- X # 2 S F d e h c t a L 5 t i B- X # 1 S F d e h c t a L 4 t i B- X # 0 S F d e h c t a L 3 t i B7 1 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( z H M 8 4 2 t i B8 1 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( z H M 8 4 _ 4 2 1 t i B- X ) k c a b d a e R ( N E D W 0 t i B1 1 ) e v i t c a n I / e v i t c A ( F E R t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B1 1 z H M 8 4 = 1 z h M 4 2 = 0 , 8 4 _ 4 2 L E S 5 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 4 t i B- - ) d e v r e s e R ( 3 t i B5 41 1 C I P A O I 2 t i B3 21 0 K L C P G A 1 t i B6 21 1 K L C P G A 0 t i B7 21 2 K L C P G A |