| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT47R20 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT47R20 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
12 / 42 page ![]() HT47R20 Rev. 1.10 12 2002-07-25 另一方面 如果选择了晶体振荡器 则要在 OSC1 和 OSC2 之间接一个晶体 用来提供晶体振荡器所 需的回馈和相移 但除此之外就不再需要其它任何外部元件了 另外 可在 OSC1 与 OSC2 之间接一个陶 瓷谐振器 (Resonator) 来取代晶体振荡器用来得到频率产生 但是需要分别在 OSC1 和 OSC2 外接一个电容 器 还有一个振荡电路是专门设计给实时时钟 (RTC)使用 只能采用 32.768KHZ 的晶体振荡器 只需把晶 体连接 OSC3 与 OSC4 之间 RTC 振荡器 可由置位 QOSC 位(RTCC 的第四位)为 1 加快起振速度 建议在电源开启之后 启动加快起振功能 并在两秒后关闭它 WDT 振荡器为一个 IC 内部自由振荡的 RC 型振荡器 并不需要连接任何外部元件 当系统进入暂停 模式时 系统时钟会立即关闭 但 WDT 振荡器仍会运作 (其振荡周期大约为 90µs@3V) 在掩膜选择时 如欲节省电源 可关闭 WDT 振荡器 看门狗定时器 WDT WDT 的的时钟来源可以在掩膜选择时 置成由专用的 RC 振荡器(WDT 振荡器) 指令时钟(系统时钟 4 分频)或实时时钟振荡器(RTC)来提供 WDT 是用来防止程序的不正常运行或是跳到未知或不希望去的地 址 而导致不可预见的结果 WDT 可以被掩膜选择禁止 如果在关闭状态 所有与 WDT 有关的指令操作 都是没有作用的 S y s t e m C l o c k / 4 D i v i d e r P r e s c a l e r W D T C l e a r R O M C o d e O p t i o n S e l e c t i o n W D T O S C 1 2 k H z R T C O S C 3 2 7 6 8 H z f S C K T R C K T R T i m e - o u t R e s e t f S / 2 1 6 8 f S / 2 看门狗定时器 如果 WDT 时钟源为内部 WDT 振荡器的话 那么溢出时间会因为温度 VDD 以及芯片参数的变化而 变化 如果选择了指令时钟为时钟源 在 HALT 状态时 WDT 会停止计数而失去保护功能 只能由外部 逻辑来重新启动系统 因此若单片机工作在干扰很大的环境中 强烈建议使用片内的 RC 振荡器(WDT OSC) 因为 HALT 模式会使系统时钟停止运作 看门狗定时器溢出在正常操作时不仅启动系统复位 (Chip Reset) 并置位状态位 TO 在暂停模式中 这溢出会启动热复位 (Warm Reset) 但只有程序计数器和状态指针会复位为零 要清除 WDT 的值可以有三 种方法 外部复位 (低电平输入到 RES端) 清除看门狗指令或 HALT 指令 清除看门狗指令有 CLR WDT 和 CLR WDT1 CLR WDT2 二组指令 这两组指令中 只能选择其中一组 由掩膜选项决定 如果 选择 CLR WDT 那么只要执行 CLR WDT 指令就会清除 WDT 如果选择 CLR WDT1 和 CLR WDT2 那么二条指令要交替使用才会清除 WDT 否则 WDT 会由于溢出而使系统复位 看门狗定时器的溢出时间周期为 fs/2 15~fs/216 因为 CLR WDT 或 CLR WDT1 和 CLR WDT2 指令只能清除 WDT 的最后两级锁存器 多功能计时器 HT47R20 包含一个多功能定时器 供看门狗定时器(WDT) 时基 实时时钟产生不同超时时间周期 此多功能定时器由一个八阶除法器及一个七位预分频器所组成 使用的时钟源来自 WDT OSC RTC OSC 或指令时钟 (系统时钟四分频) 多功能定时器为 LCD 驱动电路提供可选择的频率信号(范围从 fs/22 fs/28) 并为蜂鸣器输出电路提供可选择的频率信号 (范围从 fs/22 fs/29) 频率由掩膜选择 为了正确地显示 建 议选择 4KHZ 作为 LCD 驱动信号 时基 时基提供一个周期性溢出时间中断 它的溢出时间范围为 fs/212~fs/215 由掩膜选项决定 如果时基发 生溢出现象 则其对应的中断请求标志 (TBF)会被置位 如果中断允许 且此时堆栈尚有空间 则产生一 个中断服务到 08H 的地址 进入 HALT 模式后 时基仍然工作 并且可以唤醒 HALT 模式(如果看门狗时 钟来源是看门狗振荡器或 RTC 振荡器) 如果在进入 HALT 模式之前将 TBF 置 1 的话 则时基信号 的溢出就不能唤醒系统 |