công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT47R20 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT47R20
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
7
2002-07-25
系统功能说明
指令执行时序
单片机的系统时钟由晶体振荡器或
RC 振荡器产生 该时钟在芯片内部被分成四个互不重叠的时钟周
期
一个指令周期包括四个系统时钟周期
指令的读取和执行是以流水线方式进行的
, 这种方式在一个指令周期进行读取指令操作 而在下一个
指令周期进行解码与执行该指令 因此 流水线方式使多数指令能在一个周期内执行完成 但如果渉及到
的指令要改变程序计数器的值
就需要花两个指令周期来完成这一条指令
T 1
T 2
T 3
T 4
T 1
T 2
T 3
T 4
T 1
T 2
T 3
T 4
F e t c h I N S T ( P C )
E x e c u t e I N S T ( P C - 1 )
F e t c h I N S T ( P C + 1 )
E x e c u t e I N S T ( P C )
F e t c h I N S T ( P C + 2 )
E x e c u t e I N S T ( P C + 1 )
P C
P C + 1
P C + 2
S y s t e m C l o c k
I n s t r u c t i o n C l o c k
P C
指令执行时序
程序计数器
PC
11 位的程序计数器(PC)控制程序存储器 ROM 中指令执行的顺序 它可寻址整个 ROM 范围的 2048 个
地址
取得指令码以后
程序计数器会自动加一
指向下一个指令码的地址
但如果执行跳转
条件跳跃
向
PCL 赋值 子程序调用 初始化复位 内部中断 外部中断 子程序返回等操作时 PC 会载入与指令
相关的地址而非下一条指令地址
当遇到条件跳跃指令且符合条件时 当前指令执行过程中读取的下一条指令会被丢弃 取而代之的是
一个空指令周期
随后才能取得正确的指令
反之
就会顺序执行下一条指令
程序计数器的低字节
(PCL)是一个可读写的寄存器(06H) 对 PCL 赋值将产生一个短跳转动作 跳转的
范围为当前页
256 个地址
当遇到控制转移指令时
系统也会插入一个空指令周期
程序计数器
模式
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
初始化复位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
外部中断
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
时基中断
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
实时时钟中断
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
定时
/计数器中断
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
条件跳跃
PC+2
装载
PCL
*10
*9
*8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
跳转
子程序调用
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
从子程序返回
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
程序计数器
注
*10 ~ *0
程序计数器位
S10 ~ S0
堆栈寄存器位
#10 ~ #0
指令代码位
@7 ~ @0
PCL 位
程序存储器
EPROM
程序存储器用来存放要执行的指令代码 以及一些数据 表格和中断入口 程序存储器有
2048×16 位
程序存储器空间可以用程序计数器或表格指针进行寻址
以下列出的程序存储器地址是系统专为特殊用途而保留的
地址
000H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42