công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R23 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R23
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit OTP Microcontroller
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R23 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R23 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R23 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 42 page
background image
Application Circuits
HT46R23
Rev. 1.30
26
August 17, 2001
N o t e : T he r e s i s t ance and capaci t ance f o r r e s e t ci r cui t s houl d be des i g ned
t o ens ur e t hat t he V D D i s s t a bl e and r e m a i n s i n a v al i d r ange o f th e
oper at i n g v o l t age bef o r e b r i ngi ng R E S t o h i g h.
PD 0 / P W M 0
RE S
0. 1 m F
100k W
VD D
5V
VS S
H T 46R 23
PC 0 ~ PC 4
PA 3 / PF D
PA 4 / T M R
PA 5 / I N T
OS C 1
OS C 2
OS C
Ci r cu i t
S ee bel ow
0. 1 m F
PD 1 / P W M 1
PA 6 / SD A
PA 7 / SC L
PB 0 / AN 0
PB 7 / AN 7
PA 0 ~ P A 2
R OS C
f SY S/ 4
OS C 1
OS C 2
R C syst e m o sci l l a t o r
30k W <R OS C < 750k W
C r yst a l syst e m o sci l l a t o r
C 1 = C 2= 30 0pF , i f f SY S <1 M H z
O t h e r w i s e , C 1 = C 2 = 0
OS C 1
OS C 2
C2
C1
V DD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com