công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST26VF032B bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Microchip Technology

tên linh kiện SST26VF032B
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V/3.0V 32 Mbit Serial Quad I/O (SQI) Flash Memory
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

SST26VF032B bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Microchip Technology

Back Button SST26VF032B Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 35Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 36Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 37Page - Microchip Technology SST26VF032B Datasheet HTML 38Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 77 page
background image
SST26VF032B / SST26VF032BA
DS20005218E-page 34
 2013-2016 Microchip Technology Inc.
5.32
Write-Disable (WRDI)
The Write-Disable (WRDI) instruction sets the Write-
Enable-Latch bit in the Status register to ‘0,’ preventing
Write operations. The WRDI instruction is ignored
during any internal write operations. Any Write opera-
tion started before executing WRDI will complete. Drive
CE# high before executing WRDI.
To execute a Write-Disable, the host drives CE# low,
sends the Write Disable command cycle (04H), then
drives CE# high. See Figures 5-34 and 5-35.
FIGURE 5-34:
WRITE-DISABLE (WRDI) SEQUENCE (SQI)
FIGURE 5-35:
WRITE-DISABLE (WRDI) SEQUENCE (SPI)
20005218 F33.1
MODE 3
0
1
SCK
SIO(3:0)
CE#
04
MODE 0
CE#
SO
SI
SCK
01 2 3 4 5 6 7
04
HIGH IMPEDANCE
MODE 0
MODE 3
20005218 F19.0
MSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com