| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F413CH bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F413CH bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 207 page ![]() DocID029162 Rev 2 59/207 STM32F413xG/H Pinouts and pin description 72 -39 E1 65 E10 F11 98 PC8 I/O FT - TIM3_CH3, TIM8_CH3, DFSDM2_CKIN3, USART6_CK, QUADSPI_BK1_IO2, SDIO_D0, EVENTOUT - -40 E2 66 D12 E11 99 PC9 I/O FT - MCO_2, TIM3_CH4, TIM8_CH4, I2C3_SDA, I2S2_CKIN, DFSDM2_DATIN3, QUADSPI_BK1_IO0, SDIO_D1, EVENTOUT - 29 41 D3 67 D11 E12 100 PA8 I/O FT - MCO_1, TIM1_CH1, I2C3_SCL, DFSDM1_CKOUT, USART1_CK, UART7_RX, USB_FS_SOF, CAN3_RX, SDIO_D1, EVENTOUT - 30 42 D2 68 D10 D12 101 PA9 I/O FT - TIM1_CH2, DFSDM2_CKIN3, I2C3_SMBA, SPI2_SCK/I2S2_CK, USART1_TX, USB_FS_VBUS, SDIO_D2, EVENTOUT - 31 43 D1 69 C12 D11 102 PA10 I/O FT - TIM1_CH3, DFSDM2_DATIN3, SPI2_MOSI/I2S2_SD, SPI5_MOSI/I2S5_SD, USART1_RX, USB_FS_ID, EVENTOUT - 32 44 C3 70 B12 C12 103 PA11 I/O FT - TIM1_CH4, DFSDM2_CKIN5, SPI2_NSS/I2S2_WS, SPI4_MISO, USART1_CTS, USART6_TX, CAN1_RX, USB_FS_DM, UART4_RX, EVENTOUT - Table 10. STM32F413xG/H pin definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Pin type I/O structure Notes Alternate functions Additional functions |