| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LAN88730AM-C bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN88730AM-C bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Microchip Technology |
|
57 / 82 page ![]() 2012-2015 Microchip Technology Inc. DS60001256B-page 57 LAN88730 4.2.14 INTERRUPT MASK REGISTER Index (In Decimal): 30 Size: 16 bits Bits Description Type Default 15:8 RESERVED RO - 7:1 Mask Bits These bits mask the corresponding interrupts in the Interrupt Source Flag Register. 0 = Interrupt source is masked. 1 = Interrupt source is enabled. R/W 0000000b 0 RESERVED RO - |